công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TCAN337/G bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TCAN337/G
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3-V CAN Transceivers with CAN FD (Flexible Data Rate)
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TCAN337/G bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button TCAN337/G Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TCAN337/G Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TCAN337/G Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TCAN337/G Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TCAN337/G Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TCAN337/G Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TCAN337/G Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TCAN337/G Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TCAN337/G Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 40 page
background image
VOD
RL
CANH
CANL
TXD
CL
TXD
0.9V
0.5V
VOD
tpLD
tpHR
50%
50%
VO(CANH)
VO(CANL)
10%
tR
tF
90%
0V
VCC
RL
CANH
CANL
TXD
CL
Free-Air Temperature (qC)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
D015
VCC = 3 V
VCC = 3.3 V
VCC = 3.6 V
13
TCAN330, TCAN332, TCAN334, TCAN337
TCAN330G, TCAN332G, TCAN334G, TCAN337G
www.ti.com
SLLSEQ7D – DECEMBER 2015 – REVISED APRIL 2016
Product Folder Links: TCAN330 TCAN332 TCAN334 TCAN337 TCAN330G TCAN332G TCAN334G TCAN337G
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2015–2016, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics, TCAN330 Driver (continued)
Figure 17. Total Loop Delay Dominant to Recessive tPROP(LOOP2) vs Free-Air Temperature
9 Parameter Measurement Information
Figure 18. Supply Test Circuit
Figure 19. Driver Test Circuit and Measurement



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com