công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM5160APWPR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM5160APWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wide Input 65V 2A Synchronous Buck / Fly-Buck Converter
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM5160APWPR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LM5160APWPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 28 page
background image
Junction Temperature (oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
0.05
0.15
0.25
0.35
0.45
D001
High Side FET
Low Side FET
Junction Temperature (oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
1
1.5
2
2.5
3
Rising
Falling
Junction Temperature (oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
3.5
3.65
3.8
3.95
4.1
4.25
Falling
Rising
Junction Temperature (oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
2
2.25
2.5
2.75
3
High Side FET
Low Side FET
Junction Temperature (oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
1.5
1.75
2
2.25
2.5
Junction Temperature (oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
30
35
40
45
50
55
60
10
LM5160A, LM5160
SNVSA03C – OCTOBER 2014 – REVISED AUGUST 2016
www.ti.com
Product Folder Links: LM5160A LM5160
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2014–2016, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
At TA = 25°C and applicable to both LM5160 and LM5160A, unless otherwise noted.
VIN = 24 V
Figure 13. Input Operating Current vs. Temperature
VIN = 24 V
Figure 14. Input Shutdown Current vs. Temperature
VIN = 24 V
Figure 15. VCC UVLO vs. Temperature
VIN = 24 V
Figure 16. Current Limit vs. Temperature
VIN = 24 V
Figure 17. FPWM Threshold vs. Temperature
ISW = 200 mA
VIN = 24 V
Figure 18. Switch Resistance vs. Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com