công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM5160APWPR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM5160APWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wide Input 65V 2A Synchronous Buck / Fly-Buck Converter
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM5160APWPR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM5160APWPR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM5160APWPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
Junction Temperature (oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
1
1.75
2.5
3.25
4
Falling
Rising
Junction Temperature (oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
1.95
1.975
2
2.025
2.05
Input Voltage (V)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
50
150
250
350
450
550
650
750
Ron = 169k:
Ron = 100k:
Ron = 200k:
Input Voltage (V)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Feedback Voltage (V)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
Vin = 12V
Vin = 24V
Vin = 48V
Vin = 65V
Input Voltage (V)
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
50
50
100
500
1000
2000
Ron = 200k:
Ron = 169k:
Ron = 100k:
9
LM5160A, LM5160
www.ti.com
SNVSA03C – OCTOBER 2014 – REVISED AUGUST 2016
Product Folder Links: LM5160A LM5160
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2014–2016, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
At TA = 25°C and applicable to both LM5160 and LM5160A, unless otherwise noted.
Figure 7. TOFF (ILIM) vs. VFB
VOUT = 5 V
Figure 8. TON vs. VIN
VOUT = 5 V
Figure 9. Switching Frequency vs. VIN
VFB = 3 V
Figure 10. IIN vs. VIN (Operating, Non-Switching)
VIN = 24 V
Figure 11. Gate Drive UVLO vs. Temperature
VIN = 24 V
Figure 12. Reference Voltage vs. Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com