công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC2264CD bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC2264CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC2264CD bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Texas Instruments

Back Button TLC2264CD Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 59 page
background image
† See application information
TLC226x, TLC226xA
Advanced LinCMOS
 RAIL-TO-RAIL
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS177D – FEBRUARY 1997 – REVISED MARCH 2001
46
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
600
400
200
800
UNITY-GAIN BANDWIDTH†
vs
LOAD CAPACITANCE
1000
101
10 2
10 3
10 4
CL – Load Capacitance – pF
TA = 25°C
Figure 60
OVERESTIMATION OF PHASE MARGIN†
vs
LOAD CAPACITANCE
14
°
12
°
10
°
6
°
4
°
0
2
°
101
10 2
10 3
10 4
CL – Load Capacitance – pF
Rnull = 100 Ω
Rnull = 50 Ω
Rnull = 10 Ω
TA = 25°C
Rnull = 20 Ω
8
°
Figure 61



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com