công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC2264CD bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC2264CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC2264CD bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - Texas Instruments

Back Button TLC2264CD Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TLC2264CD Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 59 page
background image
TLC226x, TLC226xA
Advanced LinCMOS
 RAIL-TO-RAIL
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS177D – FEBRUARY 1997 – REVISED MARCH 2001
37
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
20
f – Frequency – Hz
80
60
40
0
– 20
– 40
10 3
10 4
10 5
10 6
10 7
180
°
135
°
90
°
45
°
0
°
– 45
°
– 90
°
LARGE-SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE†
AMPLIFICATION AND PHASE MARGIN
vs
FREQUENCY
† For curves where VDD = 5 V, all loads are referenced to 2.5 V.
Gain
Phase Margin
VDD = 5 V
CL= 100 pF
TA = 25°C
Figure 26
20
f – Frequency – Hz
LARGE-SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE
AMPLIFICATION AND PHASE MARGIN
vs
FREQUENCY
80
60
40
0
– 20
– 40
10 3
10 4
10 5
10 6
10 7
180
°
135
°
90
°
45
°
0
°
– 45
°
– 90
°
Gain
Phase Margin
VDD
± = ±5 V
CL = 100 pF
TA = 25°C
Figure 27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com