| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MB9B360R bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Cypress Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MB9B360R bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Cypress Semiconductor |
|
35 / 166 page ![]() Document Number: 002-04872 Rev.*A Page 35 of 166 MB9B360R Series Pin function Pin name Function description Pin No LQFP 120 LQFP 100 LQFP 80 QFP 100 BGA 112 BGA 144 GPIO P30 General-purpose I/O port 3 14 9 9 87 E3 F4 P31 15 10 10 88 F1 G1 P32 16 11 11 89 F2 G2 P33 17 12 12 90 F3 G3 P34 18 13 - 91 G1 G4 P35 19 14 - 92 G2 H1 P36 20 15 - 93 G3 H2 P37 21 16 - 94 H2 H3 P38 22 17 - 95 H3 H4 P39 23 18 13 96 J1 J1 P3A 24 19 14 97 J2 J2 P3B 25 20 15 98 J3 J3 P3C 26 21 16 99 K1 J4 P3D 27 22 17 100 K2 K2 P3E 28 23 18 1 L1 K3 P3F 29 24 19 2 L2 L1 P40 General-purpose I/O port 4 32 27 - 5 N2 N2 P41 33 28 - 6 N3 L2 P42 34 29 - 7 M3 N3 P43 35 30 - 8 L3 M3 P44 36 31 21 9 M4 L4 P45 37 32 22 10 L5 K5 P46 39 34 24 12 N5 N5 P47 40 35 25 13 N6 M5 P48 41 36 26 14 L6 L6 P49 42 37 27 15 M7 K6 P4B 47 42 32 20 L7 L7 P4C 48 43 33 21 L8 K7 P4D 49 44 34 22 M9 M8 P4E 50 45 35 23 L9 L8 P50 General-purpose I/O port 5 2 2 2 80 C1 C1 P51 3 3 3 81 C2 C2 P52 4 4 4 82 C3 D1 P53 5 5 5 83 D1 D2 P54 6 6 6 84 D2 D3 P55 7 7 7 85 E1 E1 P56 8 8 8 86 E2 E2 P57 9 - - - - E3 P58 10 - - - - E4 P59 11 - - - - F1 P5A 12 - - - - F2 P5B 13 - - - - F3 |