công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SBS4-LED3 bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - Lumberg

tên linh kiện SBS4-LED3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Connectors & Components for Automation Technology
PDF  178 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUMBERG [Lumberg]
Trang chủ  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

SBS4-LED3 bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - Lumberg

Back Button SBS4-LED3 Datasheet HTML 46Page - Lumberg SBS4-LED3 Datasheet HTML 47Page - Lumberg SBS4-LED3 Datasheet HTML 48Page - Lumberg SBS4-LED3 Datasheet HTML 49Page - Lumberg SBS4-LED3 Datasheet HTML 50Page - Lumberg SBS4-LED3 Datasheet HTML 51Page - Lumberg SBS4-LED3 Datasheet HTML 52Page - Lumberg SBS4-LED3 Datasheet HTML 53Page - Lumberg SBS4-LED3 Datasheet HTML 54Page - Lumberg Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 178 page
background image
1-717-217-2299
www.lumberg-automationusa.com
50
Mini 1” Double-Ended Cordsets, B Body Style, 16 and 18 AWG
Mini 1 1/8” Double-Ended Cordsets, C Body Style, 16 and 18 AWG
1” B Body-Male Str to Female Str
Mini Cordsets, Double Ended, 1” Male Straight to
Female Straight Connector, 6-, 7-, and 8-Poles with
Internal Threads and Molded Cable. IP 67 Rated.
Color Code:
U.S.
Cable Types:
16 AWG
696 | 622 | 698
= PVC, yellow
Cable Types:
18 AWG
649 | 650
= PVC, yellow
RSRK 601B...801M
Part No.
Part No.
RSRK 601B-696/6 F
RSRK 801M-650/6 F
RSRK 601B-696/12 F
RSRK 801M-650/12 F
RSRK 601B-696/15 F
RSRK 801M-650/15 F
RSRK 601B-696/20 F
RSRK 801M-650/20 F
RSRK 601B-696/30 F
RSRK 801M-650/30 F
RSRK 701M-622/6 F
RSRK 801M-698/6 F
RSRK 701M-622/12 F
RSRK 801M-698/12 F
RSRK 701M-622/15 F
RSRK 801M-698/15 F
RSRK 701M-622/20 F
RSRK 801M-698/20 F
RSRK 701M-622/30 F
RSRK 801M-698/30 F
RSRK 701M-649/6 F
RSRK 701M-649/12 F
RSRK 701M-649/15 F
RSRK 701M-649/20 F
RSRK 701M-649/30 F
1 1/8” C Body-Male Str (ET) to Female Str
Mini Cordsets, Double Ended, 1 1/8”” Male Straight to
Female Straight Connector, 12-Poles (11 Conductors)
with External Threads and Molded Cable. IP 67 Rated.
Color Code:
IEC
Cable Types:
18 AWG
728
= TPE, yellow
RSRK 1201M
Part No.
RSRK 1201M-728/6 F
RSRK 1201M-728/12 F
RSRK 1201M-728/15 F
RSRK 1201M-728/20 F
RSRK 1201M-728/30 F



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com