công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HM628128DLTS-7SL bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện HM628128DLTS-7SL
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 M SRAM (128-kword x 8-bit)
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

HM628128DLTS-7SL bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Hitachi Semiconductor

Back Button HM628128DLTS-7SL Datasheet HTML 12Page - Hitachi Semiconductor HM628128DLTS-7SL Datasheet HTML 13Page - Hitachi Semiconductor HM628128DLTS-7SL Datasheet HTML 14Page - Hitachi Semiconductor HM628128DLTS-7SL Datasheet HTML 15Page - Hitachi Semiconductor HM628128DLTS-7SL Datasheet HTML 16Page - Hitachi Semiconductor HM628128DLTS-7SL Datasheet HTML 17Page - Hitachi Semiconductor HM628128DLTS-7SL Datasheet HTML 18Page - Hitachi Semiconductor HM628128DLTS-7SL Datasheet HTML 19Page - Hitachi Semiconductor HM628128DLTS-7SL Datasheet HTML 20Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 20 page
background image
HM628128D Series
16
HM628128DLTS Series (TFP-32DC)
0.08 M
0.50
8.00
0.22
± 0.08
13.40
± 0.30
0
° – 5°
32
1
16
17
8.20 Max
0.10
0.50
± 0.10
0.80
0.43 Max
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
TFP-32DC
—
—
0.23 g
0.20
± 0.06
Unit: mm
Dimension including the plating thickness
Base material dimension



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com