công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPM3015T-R47M-LR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - TDK Electronics

tên linh kiện SPM3015T-R47M-LR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductors for Power Circuits Wound Metal
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

SPM3015T-R47M-LR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - TDK Electronics

  SPM3015T-R47M-LR Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics SPM3015T-R47M-LR Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics SPM3015T-R47M-LR Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics SPM3015T-R47M-LR Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics SPM3015T-R47M-LR Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics SPM3015T-R47M-LR Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics SPM3015T-R47M-LR Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics SPM3015T-R47M-LR Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics SPM3015T-R47M-LR Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
(8/9)
INDUC
T
O
RS
20160411 / inductor_commercial_power_spm3015-lr_en.fm
Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use.
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading.
SPM3015-LR Type
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
INDUCTANCE VS. DC BIAS CHARACTERISTICS GRAPH
○ Measurement equipment
* Equivalent measurement equipment may be used.
0
1
2
4
3
5
02
6
48
10
DC current (A)
4R7M
3R3M
2R2M
1R5M
1R0M
R47M
Product No.
Manufacturer
4284A+42841A+42842C
Keysight Technologies



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com