| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MB9B320TA bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - SPANSION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MB9B320TA bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - SPANSION |
|
14 / 141 page ![]() D a t a S h e e t January 30, 2015, MB9B320TA_DS706-00062-2v0-E 11 CONFIDENTIAL FPT-144P-M08 (TOP VIEW) VCC 1 108 VSS PA0/SIN8_0/TIOA08_0/MAD21_0 2 107 VCC PA1/SOT8_0/TIOA09_0/MAD22_0 3 106 P83/MCSX6_0 PA2/SCK8_0/TIOA10_0/MAD23_0 4 105 P82/MCSX7_0 PA3/SIN9_0/TIOA11_0/MAD24_0 5 104 PF6/NMIX/WKUP0 PA4/SOT9_0/TIOA12_0/INT03_0 6 103 P20/AIN1_1/INT05_0/CROUT_0 PA5/SCK9_0/TIOA13_0/INT10_2 7 102 P21/SIN0_0/BIN1_1/INT06_1 P05/TRACED0/SIN4_2/TIOA05_2/INT00_1 8 101 P22/AN23/SOT0_0/ZIN1_1/TIOB07_1 P06/TRACED1/SOT4_2/TIOB05_2/INT01_1 9 100 P23/AN22/SCK0_0/RTO00_1/TIOA07_1 P07/TRACED2/ADTG_0/SCK4_2 10 99 P24/AN21/SIN2_1/RTO01_1/INT01_2 P08/TRACED3/CTS4_2/TIOA00_2 11 98 P25/AN20/SOT2_1/RTO02_1 P09/TRACECLK/RTS4_2/TIOB00_2 12 97 P26/AN19/SCK2_1/RTO03_1 P50/SIN3_1/AIN0_2/INT00_0/MOEX_0 13 96 P27/AN18/SCK12_0/RTO04_1/INT02_2 P51/SOT3_1/BIN0_2/INT01_0/MWEX_0 14 95 P28/AN17/ADTG_4/SOT12_0/RTO05_1/INT09_0 P52/SCK3_1/ZIN0_2/INT02_0/MDQM0_0 15 94 P29/AN16/SIN12_0 P53/SIN6_0/TIOA01_2/INT07_2/MDQM1_0 16 93 AVRH P54/SOT6_0/TIOB01_2/MALE_0 17 92 AVRL P55/ADTG_1/SCK6_0/MRDY_0 18 91 AVSS P56/SIN1_0/TIOA09_2/INT08_2/CEC1_1/MNALE_0 19 90 AVCC P57/SOT1_0/TIOB09_2/INT16_1/MNCLE_0 20 89 P1F/AN15/ADTG_5/FRCK0_1/TIOB15_2/INT29_1 P58/SCK1_0/TIOA11_2/INT17_1/MNWEX_0 21 88 P1E/AN14/RTS4_1/DTTI0X_1/TIOA15_2/INT28_1 P59/SIN7_0/TIOB11_2/INT09_2/MNREX_0 22 87 P1D/AN13/CTS4_1/IC03_1/TIOB14_2/INT27_1 P5A/SOT7_0/TIOA13_1/INT18_1/MCSX0_0 23 86 P1C/AN12/SCK4_1/IC02_1/TIOA14_2/INT26_1 P5B/SCK7_0/TIOB13_1/INT19_1/MCSX1_0 24 85 P1B/AN11/SOT4_1/IC01_1/TIOB13_2/INT25_1 VSS 25 84 P1A/AN10/SIN4_1/IC00_1/TIOA13_2/INT05_1 P36/SIN5_2/IC02_0/TIOA12_2/INT09_1 26 83 P19/AN09/SCK2_2/INT22_1 P37/SOT5_2/IC01_0/TIOB12_2/INT10_1 27 82 P18/AN08/SOT2_2/INT21_1 P38/SCK5_2/IC00_0/INT11_1 28 81 P17/AN07/SIN2_2/INT04_1 P39/ADTG_2/DTTI0X_0/RTCCO_2/SUBOUT_2 29 80 P16/AN06/SCK0_1/INT20_1 P3A/RTO00_0/TIOA00_1 30 79 P15/AN05/SOT0_1/IC03_2 P3B/RTO01_0/TIOA01_1 31 78 P14/AN04/SIN0_1/IC02_2/INT03_1 P3C/RTO02_0/TIOA02_1 32 77 P13/AN03/SCK1_1/IC01_2/RTCCO_1/SUBOUT_1 P3D/RTO03_0/TIOA03_1 33 76 P12/AN02/SOT1_1/IC00_2 P3E/RTO04_0/TIOA04_1 34 75 P11/AN01/SIN1_1/FRCK0_2/INT02_1/WKUP1 P3F/RTO05_0/TIOA05_1 35 74 P10/AN00 VSS 36 73 VCC LQFP - 144 <Note> The number after the underscore ("_") in pin names such as XXX_1 and XXX_2 indicates the relocated port number. For these pins, there are multiple pins that provide the same function for the same channel. Use the extended port function register (EPFR) to select the pin. |