công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9B320TA bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9B320TA
Giải thích chi tiết về linh kiện  This document states the current technical specifications regarding
PDF  141 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9B320TA bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - SPANSION

Back Button MB9B320TA Datasheet HTML 29Page - SPANSION MB9B320TA Datasheet HTML 30Page - SPANSION MB9B320TA Datasheet HTML 31Page - SPANSION MB9B320TA Datasheet HTML 32Page - SPANSION MB9B320TA Datasheet HTML 33Page - SPANSION MB9B320TA Datasheet HTML 34Page - SPANSION MB9B320TA Datasheet HTML 35Page - SPANSION MB9B320TA Datasheet HTML 36Page - SPANSION MB9B320TA Datasheet HTML 37Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 141 page
background image
D a t a S h e e t
30
MB9B320TA_DS706-00062-2v0-E, January 30, 2015
CONFIDENTIAL
 List of pin functions
The number after the underscore ("_") in pin names such as XXX_1 and XXX_2 indicates the relocated port
number. For these pins, there are multiple pins that provide the same function for the same channel. Use the
extended port function register (EPFR) to select the pin.
Pin
function
Pin name
Function description
Pin No
LQFP-176 LQFP-144 BGA-192
ADC
ADTG_0
A/D converter external trigger input
pin
10
10
E2
ADTG_1
18
18
F5
ADTG_2
37
29
K2
ADTG_3
167
137
E6
ADTG_4
119
95
F11
ADTG_5
105
89
H9
ADTG_6
31
-
H6
ADTG_7
49
41
L4
ADTG_8
70
62
P8
AN00
A/D converter analog input pin.
ANxx describes ADC ch.xx.
90
74
M13
AN01
91
75
M12
AN02
92
76
L13
AN03
93
77
L12
AN04
94
78
L11
AN05
95
79
K13
AN06
96
80
K12
AN07
97
81
K14
AN08
98
82
K11
AN09
99
83
J13
AN10
100
84
J12
AN11
101
85
J11
AN12
102
86
J10
AN13
103
87
J9
AN14
104
88
H10
AN15
105
89
H9
AN16
118
94
F10
AN17
119
95
F11
AN18
120
96
F12
AN19
121
97
F13
AN20
122
98
E10
AN21
123
99
E11
AN22
124
100
E12
AN23
125
101
E13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More