công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB9B320M bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - SPANSION

tên linh kiện MB9B320M
Giải thích chi tiết về linh kiện  This document states the current technical specifications regarding
PDF  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB9B320M bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - SPANSION

Back Button MB9B320M Datasheet HTML 27Page - SPANSION MB9B320M Datasheet HTML 28Page - SPANSION MB9B320M Datasheet HTML 29Page - SPANSION MB9B320M Datasheet HTML 30Page - SPANSION MB9B320M Datasheet HTML 31Page - SPANSION MB9B320M Datasheet HTML 32Page - SPANSION MB9B320M Datasheet HTML 33Page - SPANSION MB9B320M Datasheet HTML 34Page - SPANSION MB9B320M Datasheet HTML 35Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 113 page
background image
D a t a S h e e t
28
MB9B320M_DS706-00049-3v0-E, March 18, 2015
CONFIDENTIAL
Pin
function
Pin name
Function description
Pin No
LQFP-80 BGA-96
LQFP-64
QFN-64
LQFP-48
QFN-48
GPIO
P30
General-purpose I/O port 3
9
E2
5
-
P31
10
E3
6
-
P32
11
G1
7
-
P33
12
G2
8
-
P39
13
G3
9
5
P3A
14
H1
10
6
P3B
15
H2
11
7
P3C
16
H3
12
8
P3D
17
J1
13
9
P3E
18
J2
14
10
P3F
19
J4
15
11
P44
General-purpose I/O port 4
21
L5
-
-
P45
22
K5
-
-
P46
26
L3
19
15
P47
27
K3
20
16
P48
29
J5
-
-
P49
30
K6
22
18
P4A
31
J6
23
19
P4B
32
L7
24
-
P4C
33
K7
25
-
P4D
34
J7
26
-
P4E
35
K8
27
-
P50
General-purpose I/O port 5
2
C1
2
2
P51
3
C2
3
3
P52
4
B3
4
4
P53
5
D1
-
-
P54
6
D2
-
-
P55
7
D3
-
-
P56
8
E1
-
-
P60
General-purpose I/O port 6
76
C4
60
44
P61
75
B4
59
43
P62
74
C5
58
-
P63
73
B5
-
-
P80
General-purpose I/O port 8
78
A3
62
46
P81
79
A2
63
47
PE0
General-purpose I/O port E
36
K9
28
20
PE2
38
L9
30
22
PE3
39
L10
31
23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com