công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M95M01-DWDW3TP bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M95M01-DWDW3TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 1 Mbit serial SPI bus EEPROMs
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M95M01-DWDW3TP bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - STMicroelectronics

Back Button M95M01-DWDW3TP Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M95M01-DWDW3TP Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M95M01-DWDW3TP Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics M95M01-DWDW3TP Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics M95M01-DWDW3TP Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics M95M01-DWDW3TP Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics M95M01-DWDW3TP Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics M95M01-DWDW3TP Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics M95M01-DWDW3TP Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 40 page
background image
DocID023214 Rev 6
37/40
M95M01-A125 M95M01-A145
Package mechanical data
39
Figure 22. TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 17. TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits.
Typ.
Min.
Max.
Typ.
Min.
Max.
A
-
-
1.200
-
-
0.0472
A1
-
0.050
0.150
-
0.0020
0.0059
A2
1.000
0.800
1.050
0.0394
0.0315
0.0413
b
-
0.190
0.300
-
0.0075
0.0118
c
-
0.090
0.200
-
0.0035
0.0079
CP
-
-
0.100
-
-
0.0039
D
3.000
2.900
3.100
0.1181
0.1142
0.1220
e
0.650
-
-
0.0256
-
-
E
6.400
6.200
6.600
0.2520
0.2441
0.2598
E1
4.400
4.300
4.500
0.1732
0.1693
0.1772
L
0.600
0.450
0.750
0.0236
0.0177
0.0295
L1
1.000
-
-
0.0394
-
-
α
-0°
8°-
0°
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com