công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24C16-DRMF3TP bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24C16-DRMF3TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 16-Kbit serial IC bus EEPROM with 1 MHz clock
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C16-DRMF3TP bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - STMicroelectronics

Back Button M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 37 page
background image
DocID025622 Rev 5
33/37
M24C16-A125
Package mechanical data
36
Table 15. WFDFPN8 (MLP8) – 8-lead thin fine pitch dual flat package no lead 2 x 3 mm,
mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.700
0.750
0.800
0.0276
0.0295
0.0315
A1
0.025
0.045
0.065
0.0010
0.0018
0.0026
b
0.200
0.250
0.300
0.0079
0.0098
0.0118
D
1.900
2.000
2.100
0.0748
0.0787
0.0827
E
2.900
3.000
3.100
0.1142
0.1181
0.1220
e
-
0.500
-
-
0.0197
-
L1
-
-
0.150
-
-
0.0059
L3
0.300
-
-
0.0118
-
-
D2
1.050
-
1.650
0.0413
-
0.0650
E2
1.050
-
1.450
0.0413
-
0.0571
K
0.400
-
-
0.0157
-
-
L
0.300
-
0.500
0.0118
-
0.0197
NX(2)
2. NX is the number of terminals.
8
ND(3)
3. ND is the number of terminals on “D” sides.
4
aaa
0.150
0.0059
bbb
0.100
0.0039
ccc
0.100
0.0039
ddd
0.050
0.0020
eee(4)
4. Applied for exposed die paddle and terminals. Exclude embedding part of exposed die paddle from
measuring.
0.080
0.0031



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com