công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24C16-DRMF3TP bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24C16-DRMF3TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 16-Kbit serial IC bus EEPROM with 1 MHz clock
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C16-DRMF3TP bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - STMicroelectronics

Back Button M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M24C16-DRMF3TP Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 37 page
background image
DocID025622 Rev 5
23/37
M24C16-A125
DC and AC parameters
36
8
DC and AC parameters
This section summarizes the operating and measurement conditions, and the DC and AC
characteristics of the device.
Figure 8. AC measurement I/O waveform
Table 6. Operating conditions (voltage range R)
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Unit
VCC
Supply voltage
1.8
5.5
V
TA
Ambient operating temperature
–40
125
°C
Table 7. AC measurement conditions
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Unit
Cbus
Load capacitance
100
pF
-
SCL input rise/fall time, SDA input fall time
-
50
ns
-
Input levels
0.2 VCC to 0.8 VCC
V
-
Input and output timing reference levels
0.3 VCC to 0.7 VCC
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com