công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8331IBRGET bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS8331IBRGET
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Power, 16-Bit, 500-kSPS, 4-/8-Channel Unipolar Input Analog-to-Digital Converters
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS8331IBRGET bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button ADS8331IBRGET Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS8331IBRGET Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS8331IBRGET Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS8331IBRGET Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments ADS8331IBRGET Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments ADS8331IBRGET Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments ADS8331IBRGET Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments ADS8331IBRGET Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments ADS8331IBRGET Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 57 page
background image
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
-
-
-
-
-
-
-
Frequency(kHz)
0
50
100
150
200
250
VA=VBD=2.7V
V
=2.500V
REF
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
-
-
-
-
-
-
-
Frequency(kHz)
0
50
100
150
200
250
VA=VBD=5.0V
V
=4.096V
REF
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
-
-
-
-
-
-
-
Frequency(kHz)
0
50
100
150
200
250
VA=VBD=2.7V
V
=2.500V
REF
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
-
-
-
-
-
-
-
Frequency(kHz)
0
50
100
150
200
250
VA=VBD=5.0V
V
=4.096V
REF
Code
7FFD
7FFE
7FFF
8000
8001
53
1665
4791
40
1643
VA=VBD=2.7V
V
=2.500V
REF
Code
7FFD
7FFE
7FFF
8000
8001
0
768
6336
0
1088
VA=VBD=5.0V
V
=4.096V
REF
ADS8331, ADS8332
SBAS363D – DECEMBER 2009 – REVISED OCTOBER 2015
www.ti.com
7.10 Typical Characteristics - AC Performance
At TA = 25°C, VREF (REF+ – REF–) = 4.096 V when VA = VBD = 5 V or VREF (REF+ – REF–) = 2.5 V when VA = VBD = 2.7
V, fSCLK = 21 MHz, and fSAMPLE = 500 kSPS, unless otherwise noted.
Figure 21. Output Code Histogram for a DC Input
Figure 20. Output Code Histogram for a DC Input
(8192 Conversions)
(8192 Conversions)
Figure 22. Frequency Spectrum
Figure 23. Frequency Spectrum
(8192 Point FFT, fIN = 1.0376 kHz, –0.2 dB)
(8192 Point FFT, fIN = 1.0376 kHz, –0.2 dB)
Figure 24. Frequency Spectrum
Figure 25. Frequency Spectrum
(8192 Point FFT, fIN = 10.0708 kHz, –0.2 dB)
(8192 Point FFT, fIN = 10.0708 kHz, –0.2 dB)
16
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2009–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ADS8331 ADS8332



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com