công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5294IPFPR bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS5294IPFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal-Channel 14-Bit 80-MSPS High-SNR and Low-Power ADC
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS5294IPFPR bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5294IPFPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 81 page
background image
Frame Clock
ACLK
Freq = fCLKIN
Input Clock
CLKIN
Freq = fCLKIN
D13
(D0)
Data bit in MSB First mode
Data bit in LSB First mode
Bit Clock
LCLK
Freq = 7 x fCLKIN
Output Data
CHnOUT
Data rate = 14 x fCLKIN
Input Signal
ta
Sample N
td clock cycles
latency
D0
(D13)
D13
(D0)
D12
(D1)
D11
(D2)
D10
(D3)
D9
(D4)
D8
(D5)
D7
(D6)
D6
(D7)
D5
(D8)
D4
(D9)
D3
(D10)
D2
(D11)
SAMPLE N-td
D1
(D12)
D1
(D12)
D0
(D13)
ADS5294
www.ti.com
SLAS776D – NOVEMBER 2011 – REVISED SEPTEMBER 2015
Figure 4. Enlarged 1-Wire LVDS Timing Diagram (14 bit)
Copyright © 2011–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
19
Product Folder Links: ADS5294



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com