công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5294IPFPR bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS5294IPFPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal-Channel 14-Bit 80-MSPS High-SNR and Low-Power ADC
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS5294IPFPR bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5294IPFPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments ADS5294IPFPR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 81 page
background image
Frame Clock
ACLK
Freq = fCLKIN
Input Clock
CLKIN
Freq = fCLKIN
SAMPLE N-1
D13
(D0)
Data bit in MSB First mode
Data bit in LSB First mode
Bit Clock
LCLK
Freq = 7 x fCLKIN
Output Data
CHnOUT
Data rate = 14 x fCLKIN
D11
(D0)
D10
(D1)
SAMPLE N
tPROG
T
Input Signal
ta
Sample N
Sample
N+td
td clock cycles
latency
D0
(D13)
D13
(D0)
D12
(D1)
D11
(D2)
D10
(D3)
D9
(D4)
D8
(D5)
D7
(D6)
D6
(D7)
D5
(D8)
D4
(D9)
D3
(D10)
D2
(D11)
SAMPLE N-td
D1
(D12)
Sample
N+td+1
D1
(D12)
D0
(D13)
D13
(D0)
D12
(D1)
D11
(D2)
D10
(D3)
D9
(D4)
D8
(D5)
D7
(D6)
D6
(D7)
D5
(D8)
D4
(D9)
D3
(D10)
D2
(D11)
D1
(D12)
D0
(D13)
D13
(D0)
D12
(D1)
D11
(D2)
D10
(D3)
D9
(D4)
D8
(D5)
D7
(D6)
D6
(D7)
D5
(D8)
D4
(D9)
D3
(D10)
D2
(D11)
D1
(D12)
D0
(D13)
ta
ADS5294
SLAS776D – NOVEMBER 2011 – REVISED SEPTEMBER 2015
www.ti.com
Figure 3. 14-Bit 1-Wire LVDS Timing Diagram
18
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2011–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ADS5294



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com