công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V07P35P bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Littelfuse

tên linh kiện V07P35P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Reduced footprint and volume required for surge protection
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

V07P35P bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Littelfuse

Back Button V07P35P Datasheet HTML 4Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 5Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 6Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 7Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 8Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 9Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 10Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 11Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 12Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
© 2015 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Revised: 11/04/15
Metal-Oxide Varistors (MOVs)
Radial Leaded Varistors > LV UltraMOVTM Varistor Series
Repetitive Surge Capability for 5mm Parts
Repetitive Surge Capability for 10mm Parts
Repetitive Surge Capability for 20mm Parts
Repetitive Surge Capability for 7mm Parts
Repetitive Surge Capability for 14mm Parts
V05x50P - V05x95P
V10x50P - V10x95P
V20x50P - V20x95P
V07x50P - V07x95P
V14x50P - V14x95P
Impulse Duration (µs)
0.1
1
10
100
1000
10
100100010000
1x
2x
15x
102x
103x
104x
105x
106x
Impulse Duration (µs)
1
10
100
1000
10000
10
100100010000
1x
2x
15x
102x
103x
104x
105x
106x
Impulse Duration (µs)
1
10
100
1000
10000
10
100100010000
1x
2x
15x
102x
103x
104x
105x
106x
Impulse Duration (µs)
1
10
100
1000
10000
10
100100010000
1x
2x
15x
102x
103x
104x
105x
106x
Impulse Duration (µs)
1
10
100
1000
10000
10
100100010000
1x
2x
15x
102x
103x
104x
105x
106x



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com