công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V07P35P bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Littelfuse

tên linh kiện V07P35P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Reduced footprint and volume required for surge protection
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

V07P35P bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Littelfuse

Back Button V07P35P Datasheet HTML 2Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 3Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 4Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 5Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 6Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 7Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 8Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 9Page - Littelfuse V07P35P Datasheet HTML 10Page - Littelfuse Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
© 2015 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Revised: 11/04/15
Metal-Oxide Varistors (MOVs)
Radial Leaded Varistors > LV UltraMOVTM Varistor Series
V05x50P - V05x95P
2000
1000
500
200
PEAK AMPERES (A)
0.01
0.1
110100
1000
100
0.001
0.0001
V0
5x6
0P
V0
5x5
0P
MAX CLAMPING VOLTAGE
MODEL SIZE 5mm
V05x95P
V05x75P
PEAK AMPERES (A)
10-2
10-1
100
101
102
103
10-3
MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE
MODEL SIZE 7mm
4,000
3,000
2,000
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
104
V07x95P
V07x75P
V07x60P
V07x50P
V07x50P - V07x95P
PEAK AMPERES (A)
10-2
10-1
100
101
102
103
10-3
MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE
MODEL SIZE 10mm
4,000
3,000
2,000
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
104
V10x95P
V10x75P
V10x60P
V10x50P
V10x50P - V10x95P
PEAK AMPERES (A)
10-2
10-1
100
101
102
103
10-3
MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE
MODEL SIZE 14mm
4,000
3,000
2,000
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
104
V14x95P
V14x75P
V14x60P
V14x50P
V14x50P - V14x95P
Maximum Clamping Voltage for 5mm Parts
Maximum Clamping Voltage for 10mm Parts
Maximum Clamping Voltage for 20mm Parts
Maximum Clamping Voltage for 7mm Parts
Maximum Clamping Voltage for 14mm Parts
10-3
10-2
10-1
100
101
102
104
103
1,000
500
300
200
30
PEAK AMPERES (A)
V20x50P
MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE
MODEL SIZE 20mm
V20x95P
V20x75P
100
50
V20x60P
V20x50P - V20x95P



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com