công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OTPS80FP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện OTPS80FP
Giải thích chi tiết về linh kiện  enclosed switches
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

OTPS80FP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button OTPS80FP Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers OTPS80FP Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers OTPS80FP Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers OTPS80FP Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers OTPS80FP Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers OTPS80FP Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers OTPS80FP Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers OTPS80FP Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers OTPS80FP Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
8 | Enclosed switches - eOT
Ordering information
Stainless steel enclosed switches
3-pole manual motor contollers
Amp
Weight/
rating
Handle
Handle
Auxiliary
unit
[A]
type
color
contacts
Catalog number
[kg]
UL/NEMA 4, 4X
16
Pistol, metal
Stainless
-
EOT16U3S4-M
2.2
16
Pistol, plastic
Black
-
EOT16U3S4-P
2.1
40
Pistol, metal
Stainless
-
EOT32U3S4-M
2.2
40
Pistol, plastic
Black
-
EOT32U3S4-P
2.1
63
Pistol, metal
Stainless
-
EOT45U3S4-M
2.9
63
Pistol, plastic
Black
-
EOT45U3S4-P
3.9
80
Pistol, metal
Stainless
-
EOT63U3S4-M
2.9
80
Pistol, plastic
Black
-
EOT63U3S4-P
2.8
3-pole disconnect switches
Amp
Weight/
rating
Handle
Handle
Auxiliary
unit
[A]
type
color
contacts
Catalog number
[kg]
UL/NEMA 4, 4X
30
Pistol, plastic
Black
-
EOT30U3S4-P
2.6
60
Pistol, plastic
Black
-
EOT60U3S4-P
3.9
100
Pistol, plastic
Black
-
EOT100U3S4-P
4.1
EOT16/32_4-P
EOT30/45/60/63_4-P
EOT100_4-P



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com