công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC450029PKB bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LC450029PKB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Duty General-Purpose LCD Display Driver
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LC450029PKB bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - ON Semiconductor

Back Button LC450029PKB Datasheet HTML 16Page - ON Semiconductor LC450029PKB Datasheet HTML 17Page - ON Semiconductor LC450029PKB Datasheet HTML 18Page - ON Semiconductor LC450029PKB Datasheet HTML 19Page - ON Semiconductor LC450029PKB Datasheet HTML 20Page - ON Semiconductor LC450029PKB Datasheet HTML 21Page - ON Semiconductor LC450029PKB Datasheet HTML 22Page - ON Semiconductor LC450029PKB Datasheet HTML 23Page - ON Semiconductor LC450029PKB Datasheet HTML 24Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 25 page
background image
LC450029PKB
No.A1916-20/25
Sample Applications Circuit1
1/4 duty, Display data (D1 to D208), Internal oscillator operating mode
Sample Applications Circuit2
1/4 duty, Display data (D1 to D204), External clock operating mode
*2 Connect capacitors between a power supply line and GND for noise removal and power supply stabilization.
Determine the value of a capacitor, after an actual circuit board estimates.
*3 In 1/4 duty, S51 pad outputs VSS level.
*4 When OSCI pad is not to be used, select the internal oscillator operating mode (control data OC=“0”),
and OSCI pad is connected to GND.
*5 In external clock operating mode, S53 pad outputs VSS level.
DI
CL
CE
OSCI
COM4
S5
S4
S2
S1
COM3
COM2
COM1
*2
+5V
S3
S50
S51
S52
S53
(OPEN) *3
C
VLOGIC
(OPEN)
(OPEN)
(OPEN)
C
VDDI
Controller
*2
*4
VSS
VDD2
VDD1
VDD
INH
DI
CL
CE
OSCI
COM4
S5
S4
S2
S1
COM3
COM2
COM1
+5V
S3
S50
S51
S52
S53
(OPEN) *3
VLOGIC
(OPEN)
(OPEN)
(OPEN)
VDDI
Controller
(OPEN) *5
*2
C
C *2
VSS
VDD2
VDD1
VDD
INH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com