công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP3856ES-ADJ/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LP3856ES-ADJ/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A Fast Response Ultra Low Dropout Linear Regulators
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LP3856ES-ADJ/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
2
1
IOUT
@ 1A
VOUT
@ 2.5V
T
T
TIME (1 Ps/DIV)
2
1
IOUT
@ 1A
T
T
IOUT
1A/DIV
VOUT
100 mV/DIV
VOUT = 2.5V
TIME (2 Ps/DIV)
2
1
T
T
IOUT
1A/DIV
VOUT
100 mV/DIV
VOUT = 2.5V
TIME (1 Ps/DIV)
2
1
T
T
IOUT
1A/DIV
VOUT
100 mV/DIV
VOUT = 2.5V
TIME (5 Ps/DIV)
LP3856-ADJ
SNVS243E – SEPTEMBER 2003 – REVISED APRIL 2013
www.ti.com
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (continued)
Unless otherwise specified: TJ = 25°C, COUT = 10µF, CIN = 10µF, S/D pin is tied to VIN, VOUT = 2.5V, VIN = VO(NOM) + 1V, IL =
10 mA.
Load Transient Response
Load Transient Response
CIN = 4 x 10µF CERAMIC
CIN = 4 x 10µF CERAMIC
COUT = 3 x 10µF CERAMIC
COUT = 3 x 10µF CERAMIC
Figure 21.
Figure 22.
Load Transient Response
Load Transient Response
CIN = 2 x 10µF CERAMIC
CIN = 2 x 10µF CERAMIC
COUT = 2 x 10µF CERAMIC
COUT = 2 x 10µF CERAMIC
Figure 23.
Figure 24.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2003–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LP3856-ADJ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com