công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP3856ES-ADJ/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LP3856ES-ADJ/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A Fast Response Ultra Low Dropout Linear Regulators
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LP3856ES-ADJ/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP3856ES-ADJ/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
-40
-20
0
20
40
60
80
100
125
JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-40
-20
0
20
40
60
80
100
125
JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1.8
2.3
2.8
3.3
3.8
4.3
4.8
OUTPUT VOLTAGE (V)
0
1
2
3
4
5
6
TEMPERATURE (
oC)
-40 -20
0
20
40
60
80
100
125
0.001
0.01
0.1
1
10
0
1
2
3
LOAD CURRENT (A)
0
200
400
600
100
300
500
25
o
C
-40
o
C
12
5
o
C
4.4
4.45
4.5
4.55
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
OUTPUT LOAD CURRENT (A)
125
oC
25
oC
-40
oC
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
LP3856-ADJ
www.ti.com
SNVS243E – SEPTEMBER 2003 – REVISED APRIL 2013
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Unless otherwise specified: TJ = 25°C, COUT = 10µF, CIN = 10µF, S/D pin is tied to VIN, VOUT = 2.5V, VIN = VO(NOM) + 1V, IL =
10 mA.
Ground Current vs Output Load Current
Dropout Voltage vs Output Load Current
VOUT = 5V
Figure 3.
Figure 4.
Ground Current vs Output Voltage
IL=3A
Shutdown IQ vs Junction Temperature
Figure 5.
Figure 6.
DC Load Reg. vs Junction Temperature
DC Line Regulation vs Temperature
Figure 7.
Figure 8.
Copyright © 2003–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Links: LP3856-ADJ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com