công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX459CPL bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX459CPL
Giải thích chi tiết về linh kiện  8x4 Video Crosspoint Switches with Buffers
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX459CPL bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX459CPL Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX459CPL Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products MAX459CPL Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products MAX459CPL Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products MAX459CPL Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products MAX459CPL Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products MAX459CPL Datasheet HTML 14Page - Maxim Integrated Products MAX459CPL Datasheet HTML 15Page - Maxim Integrated Products MAX459CPL Datasheet HTML 16Page - Maxim Integrated Products  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
8x4 Video Crosspoint Switches with Buffers
12
______________________________________________________________________________________
SCLK
CS
tCS0
tCSS
DOUT
DIN
tCH
tCL
D0
D3 (OUT3)
D2 (OUT3)
D1 (OUT0)
D0 (OUT0)
D3
DATA FROM PREVIOUS WRITE CYCLE
D2
D1
D0
D3
tDS
tDH
tD0
tCSH
tCS1
tCSW
• • •
• • •
• • •
• • •
Figure 6. Serial-Mode Timing
SCLK
CS
DOUT
DIN
D3
D2
D1
D0
D3
D2
D1
D0
D3
D2
D1
D0
D3
D2
D1
D0
D3
D2
D1
D0
D3
D2
D1
D0
D3
D2
D1
D0
D3
D2
D1
D0
OUT3
OUT2
OUT1
OUT0
DATA FROM PREVIOUS WRITE CYCLE
D3
Figure 7. Serial-Mode Data Sequence
MAX458
MAX459
CS
SCLK
UPDATE
WR
CE
A0
A1
D0
D1
D2
D3
DOUT
SHDN
DIN
SERIAL
CLOCK
VCC
VCC
VCC
CHIP SELECT
SERIAL
DATA OUT
SERIAL
DATA IN
40
39
37
36
26
25
24
23
22
19
1
20
21
38
Pin numbers apply to DIP package.
Figure 8. Serial Connection (only logic pins shown)
MAX458
MAX459
MICROWIRE
PORT
CS
SCLK
DIN
DOUT
SK
SO
I/O
SI
THE DOUT-SI CONNECTION IS NOT REQUIRED FOR
WRITING TO THE MAX458/MAX459, BUT MAY BE USED
FOR DATA-ECHO PURPOSES.
Figure 9. Microwire Connection



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com