công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LRH1025 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LUXPIA

tên linh kiện LRH1025
Giải thích chi tiết về linh kiện  Specification for Approval
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUXPIA [LUXPIA]
Trang chủ  http://www.luxpialed.com
Logo LUXPIA - LUXPIA

LRH1025 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LUXPIA

  LRH1025 Datasheet HTML 1Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 2Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 3Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 4Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 5Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 6Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 7Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 8Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 9Page - LUXPIA Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
3/16
3. Absolute Maximum Ratings
(Ta=25℃)
item
symbol
value
unit
forward current
IF
30
mA
pulse forward current 1)
IFP
100
mA
reverse voltage
VR
5
V
power dissipation
PD
90
mW
operating temperature
Topr
-30 to+85
storage temperature
Tstg
-40 to +100
1) I
FP conditions : pulse width
≤ 10msec & duty ratio ≤ 1/10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com