công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LRH1025 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - LUXPIA

tên linh kiện LRH1025
Giải thích chi tiết về linh kiện  Specification for Approval
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUXPIA [LUXPIA]
Trang chủ  http://www.luxpialed.com
Logo LUXPIA - LUXPIA

LRH1025 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - LUXPIA

  LRH1025 Datasheet HTML 1Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 2Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 3Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 4Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 5Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 6Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 7Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 8Page - LUXPIA LRH1025 Datasheet HTML 9Page - LUXPIA Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
4/16
4. Electro-Optical Characteristics
(Ta=25°c)
item
rank
symbol
condition
min
typ
Max
unit
forward
voltage 2)
1
VF
IF= 20mA
1.8
-
2.0
V
2
2.0
-
2.2
3
2.2
-
2.4
4
2.4
-
2.6
Dominant
Wavelength
A-
λD
IF= 20mA
615
-
630
nm
luminous
intensity 3)
1E50
IV
IF= 20mA
50
-
100
mcd
2E10
100
-
200
2E20
200
-
300
2E30
300
-
400
2E40
400
-
500
2E50
500
600
reverse
current
-
IR
VR=5V
-
-
50
2) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 10 ms and an accuracy within ±0.1%.
3) The allowance of luminous intensity measurement is within ±10%.
* To avoid optical difference, please do not mix differently ranked product



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com