công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD75402ACT bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - NEC

tên linh kiện UPD75402ACT
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 BIT SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD75402ACT bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - NEC

Back Button UPD75402ACT Datasheet HTML 37Page - NEC UPD75402ACT Datasheet HTML 38Page - NEC UPD75402ACT Datasheet HTML 39Page - NEC UPD75402ACT Datasheet HTML 40Page - NEC UPD75402ACT Datasheet HTML 41Page - NEC UPD75402ACT Datasheet HTML 42Page - NEC UPD75402ACT Datasheet HTML 43Page - NEC UPD75402ACT Datasheet HTML 44Page - NEC UPD75402ACT Datasheet HTML 45Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 48 page
background image
41
µPD75402A(A)
PACKAGE DIMENSIONS OF THE 44-PIN CERAMIC QFP FOR ES (REF. DWG.) (UNIT: MM)
8.0
11.43
0.8
0.32
44
34
12
22
1
11
33
23
0.15
(Bottom)
Cautions 1. Find the location of pin 1 by checking the location of pin 17, which is connected to the metal cap.
2. The metal cap is connected to pin 17. The electrical level of the metal cap is VSS (GND).
3. The lead length has not been specified because leads are cut without any detailed specifications.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48