| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN4141 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4141 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 42 page ![]() Note: Bold characters identify macros that have been changed. When the change has an impact on the HAL (driver or examples), gray shading is added. Table 2. HAL macros vs. CMSIS macros HAL macros CMSIS macros HAL macros CMSIS macros __NOP __NOP DISABLE_INTERRUPTS() DISABLE_INTERRUPTS() __WFI __WFI SET_BASE_PRIORITY_LEVEL() SET_BASE_PRIORITY_LEVEL() __WFE __WFE halInternalIdleSleep() __NOP(); __WFI(); __NOP(); __SEV __SEV _ __get_CONTROL __ISB __ISB _ __set_CONTROL __DSB __DSB _ __get_PSP __DMB __DMB _ __set_PSP _setPriMask() __disable_irq() or __disable_interrupt() _ __get_MSP _clearPriMask() __enable_irq() or __enable_interrupt() _ __set_MSP _readBasePri() __get_BASEPRI _ __enable_fault_irq _writeBasePri(val) __set_BASEPRI(val) _ __disable_fault_irq _enableBasePri() __set_BASEPRI(0) _ __get_FAULTMASK _disableBasePri() __set_BASEPRI(96) _ __set_FAULTMASK(val) _basePriIsDisabled _ _ __REV16 INTERRUPTS_ON() INTERRUPTS_ON() _ __REV INTERRUPTS_OFF() INTERRUPTS_OFF() _ __REVSH _executeBarrierInstructions() _ __RBIT RESTORE_INTERRUPTS() RESTORE_INTERRUPTS() |