công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD70F3003A bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - NEC

tên linh kiện UPD70F3003A
Giải thích chi tiết về linh kiện  V853TM 32-/16-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD70F3003A bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - NEC

Back Button UPD70F3003A Datasheet HTML 29Page - NEC UPD70F3003A Datasheet HTML 30Page - NEC UPD70F3003A Datasheet HTML 31Page - NEC UPD70F3003A Datasheet HTML 32Page - NEC UPD70F3003A Datasheet HTML 33Page - NEC UPD70F3003A Datasheet HTML 34Page - NEC UPD70F3003A Datasheet HTML 35Page - NEC UPD70F3003A Datasheet HTML 36Page - NEC UPD70F3003A Datasheet HTML 37Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 44 page
background image
µPD70F3003A, 70F3025A
33
Data Sheet U13189EJ3V0DS00
A/D Converter Characteristics (TA = –40 to +85
°C, VDD = AVDD = 5 V ±10%, VSS = VSS = 0 V)
Parameter
Symbol
Conditions
25 MHz Model
33 MHz Model
Unit
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
Resolution
—
10
10
10
10
10
10
bit
Overall errorNote 1
—
4.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±0.4
±0.4 %FSR
—
3.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±0.7
±0.7 %FSR
Quantize error
—
±1/2
±1/2
LSB
Conversion time
tCONV
4.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
48
60
tCYK
3.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
48
60
tCYK
Sampling time
tSAMP
4.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
810
tCYK
3.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
810
tCYK
Zero-scale errorNote 1
—
4.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±1.5
±3.5
±1.5
±3.5
LSB
—
3.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±1.5
±4.5
±1.5
±4.5
LSB
Full-scale errorNote 1
—
4.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±1.5
±2.5
±1.5
±2.5
LSB
—
3.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±1.5
±4.5
±1.5
±4.5
LSB
Non-linear errorNote 1
—
4.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±1.5
±2.5
±1.5
±2.5
LSB
—
3.5 V
≤ AVREF1 ≤ AVDD
±1.5
±4.5
±1.5
±4.5
LSB
Analog input
VIAN
–0.3
AVDD
–0.3
AVDD
V
voltageNote 2
+0.3
+0.3
Reference voltage
AVREF1
3.5
AVDD
3.5
AVDD
V
AVREF1 current
AIREF1
1.2
3.0
1.2
3.0
mA
AVDD supply current
AIDD
2.3
6.0
2.3
6.0
mA
Notes 1. Except quantize error
2. The conversion result is 000H when VIAN = 0.
Converted with 10-bit resolution when 0 < VIAN < AVREF1.
The conversion result is 3FFH when AVREF1
≤ VIAN ≤ AVDD.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com