| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3224 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3224 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 49 page ![]() Contents AN3224 2/49 Doc ID 17559 Rev 2 Contents 1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1 M24LRXX dual interface EEPROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2 PR101-USB and MR101-USB FEIG contactless readers . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.1 PR101-USB FEIG reader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.2 MR101-USB FEIG reader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 FEIG development toolchain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 RF ISO 15693 commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 Installation requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.1 Installing the .dll files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4 PR101-USB and MR101-USB reader detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.1 Overview of reader detection and connection functions . . . . . . . . . . . . . . 12 4.1.1 FEUSB_ClearScanList . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4.1.2 FEUSB_Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.1.3 FEUSB_GetScanListSize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.1.4 FEUSB_GetScanListPara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.1.5 FEUSB_OpenDevice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.1.6 FEISC_NewReader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.2 Detection and connection sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.3 Visual Basic source code example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.4 C/C++ source code example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5 RF ISO 15693 High-level commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5.1 FEISC_0xB0_ISOCmd general description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5.2 RF ISO 15693 High-level Inventory command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.2.1 Example of High-level Inventory command Visual Basic source code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.2.2 Example of High-level Inventory command C/C++ source code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.3 RF ISO 15693 High-level RESET TO READY command . . . . . . . . . . . . . 31 5.3.1 RESET TO READY command Visual Basic source code example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 |