| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPD703003A bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD703003A bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - NEC |
|
35 / 40 page ![]() 35 µPD703003A, 703004A, 703025A Data Sheet U13188EJ4V0DS00 D/A Converter Characteristics (TA = –40 to +85 °C, VDD = AVDD = 5 V ±10%, VSS = AVSS = 0 V) Parameter Symbol Conditions 25 MHz Version 33 MHz Version Unit MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. Resolution — 888888 bit Overall error — Load condition: 2 M Ω, 30 pF 0.8 0.8 % AVREF2 = VDD AVREF3 = 0 — Load condition: 2 M Ω, 30 pF 1.0 1.0 % AVREF2 = 0.75VDD AVREF3 = 0.25VDD — Load condition: 4 M Ω, 30 pF 0.6 0.6 % AVREF2 = VDD AVREF3 = 0 — Load condition: 4 M Ω, 30 pF 0.8 0.8 % AVREF2 = 0.75VDD AVREF3 = 0.25VDD Settling time — Load condition: 2 M Ω, 30 pF 10 10 µs Output resistance RO 8 8 k Ω AVREF2 input voltage AVREF2 0.75VDD VDD 0.75VDD VDD V AVREF3 input voltage AVREF3 0 0.25VDD 0 0.25VDD V Resistance between RAIREF DACS0, DACS1 = 55H 2 4 2 4 k Ω AVREF2 and AVREF3 |