| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN2859 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2859 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 29 page ![]() DocID15255 Rev 2 13/29 AN2859 VSTATE level definition 29 Equation 10 ASC1 is off and ACS2 is on. Equation 11 ASC1 is off and ACS2 is off. Equation 12 ASC1 is off and ACS2 is off. R_Max 4 3 2 R_Min 4 3 AVF_L_Min R_Min 2 CC_Min 2_Min X · R R R X · R R · V X · R · V V ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + + ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + + = CC_Max 3_Max V V = CC_Min 3_Min V V = |