công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICL7109CPL bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ICL7109CPL
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, Microprocessor- Compatible A/D Converter
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ICL7109CPL bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Intersil Corporation

Back Button ICL7109CPL Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation ICL7109CPL Datasheet HTML 15Page - Intersil Corporation ICL7109CPL Datasheet HTML 16Page - Intersil Corporation ICL7109CPL Datasheet HTML 17Page - Intersil Corporation ICL7109CPL Datasheet HTML 18Page - Intersil Corporation ICL7109CPL Datasheet HTML 19Page - Intersil Corporation ICL7109CPL Datasheet HTML 20Page - Intersil Corporation ICL7109CPL Datasheet HTML 21Page - Intersil Corporation ICL7109CPL Datasheet HTML 22Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 25 page
background image
18
FIGURE 12. DIRECT MODE CHIP AND BYTE ENABLE COMBINATIONS
FIGURE 13. THREE-STATE SEVERAL ICL7109’S TO A SMALL BUS
GND
MODE
LBEN
B9 - B12
POL, OR
B1 - B8
RUN/HOLD
HBEN
CONVERT
ANALOG
IN
CONTROL
6
8
ICL7109
GND
MODE
LBEN
B1 - B12
POL, OR
RUN/HOLD
HBEN
CONVERT
ANALOG
IN
14
ICL7109
GND
MODE
LBEN
B9 - B12
POL, OR
B1 - B8
RUN/HOLD
HBEN
CONVERT
ANALOG
IN
BYTE FLAGS
6
8
ICL7109
CE/LOAD
CE/LOAD
CE/LOAD
CHIP SELECT 1
GND OR
CHIP SELECT 2
CHIP SELECT
FIGURE 12A.
FIGURE 12B.
FIGURE 12C.
GND
CE/LOAD
LBEN
B9 - B12
POL, OR
B1 - B8
HBEN
ANALOG
IN
6
8
MODE
RUN/HOLD
+5V
CONVERTER
SELECT
8-BIT BUS
GND
CE/LOAD
LBEN
B9 - B12
POL, OR
B1 - B8
HBEN
ANALOG
IN
6
8
MODE
RUN/HOLD
+5V
CONVERTER
SELECT
GND
CE/LOAD
LBEN
B9 - B12
POL, OR
B1 - B8
HBEN
ANALOG
IN
6
8
MODE
RUN/HOLD
+5V
CONVERTER
SELECT
ICL7109
ICL7109
ICL7109
BYTE SELECT FLAGS
ICL7109



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com