công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

80960KA bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Intel Corporation

tên linh kiện 80960KA
Giải thích chi tiết về linh kiện  EMBEDDED 32-BIT MICROPROCESSOR
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

80960KA bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Intel Corporation

Back Button 80960KA Datasheet HTML 24Page - Intel Corporation 80960KA Datasheet HTML 25Page - Intel Corporation 80960KA Datasheet HTML 26Page - Intel Corporation 80960KA Datasheet HTML 27Page - Intel Corporation 80960KA Datasheet HTML 28Page - Intel Corporation 80960KA Datasheet HTML 29Page - Intel Corporation 80960KA Datasheet HTML 30Page - Intel Corporation 80960KA Datasheet HTML 31Page - Intel Corporation 80960KA Datasheet HTML 32Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 43 page
background image
80960KA
25
3.2.
Pinout
NOTE:
Do not connect any external logic to any pins marked N.C.
Table 9. 80960KA PGA Pinout — In Pin Order
Pin
Signal
Pin
Signal
Pin
Signal
Pin
Signal
A1
VCC
C6
LAD20
H1
W/R
M10
VSS
A2
VSS
C7
LAD13
H2
BE0
M11
VCC
A3
LAD19
C8
LAD8
H3
LOCK
M12
N.C.
A4
LAD17
C9
LAD3
H12
N.C.
M13
N.C.
A5
LAD16
C10
VCC
H13
N.C.
M14
N.C.
A6
LAD14
C11
VSS
H14
N.C.
N1
VSS
A7
LAD11
C12
INT3/INTA
J1
DT/R
N2
N.C.
A8
LAD9
C13
INT1
J2
BE2
N3
N.C.
A9
LAD7
C14
IAC/INT0
J3
VSS
N4
N.C.
A10
LAD5
D1
ALE
J12
N.C.
N5
N.C.
A11
LAD4
D2
ADS
J13
N.C.
N6
N.C.
A12
LAD1
D3
HLDA
J14
N.C.
N7
N.C.
A13
INT2/INTR
D12
VCC
K1
BE3
N8
N.C.
A14
VCC
D13
N.C.
K2
FAILURE
N9
N.C.
B1
LAD23
D14
N.C.
K3
VSS
N10
N.C.
B2
LAD24
E1
LAD28
K12
VCC
N11
N.C.
B3
LAD22
E2
LAD26
K13
N.C.
N12
N.C.
B4
LAD21
E3
LAD27
K14
N.C.
N13
N.C.
B5
LAD18
E12
N.C.
L1
DEN
N14
N.C.
B6
LAD15
E13
VSS
L2
N.C.
P1
VCC
B7
LAD12
E14
N.C.
L3
VCC
P2
N.C.
B8
LAD10
F1
LAD29
L12
VSS
P3
N.C.
B9
LAD6
F2
LAD31
L13
N.C.
P4
N.C.
B10
LAD2
F3
CACHE
L14
N.C.
P5
N.C.
B11
CLK2
F12
N.C.
M1
N.C.
P6
N.C.
B12
LAD0
F13
N.C.
M2
VCC
P7
N.C.
B13
RESET
F14
N.C.
M3
VSS
P8
N.C.
B14
VSS
G1
LAD30
M4
VSS
P9
N.C.
C1
HOLD
G2
READY
M5
VCC
P10
N.C.
C2
LAD25
G3
BE1
M6
N.C.
P11
N.C.
C3
BADAC
G12
N.C.
M7
N.C.
P12
N.C.
C4
VCC
G13
N.C.
M8
N.C.
P13
VSS
C5
VSS
G14
N.C.
M9
N.C.
P14
VCC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43