công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7232AK2 bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST7232AK2
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MICROCONTROLLER WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
PDF  157 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST7232AK2 bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - STMicroelectronics

Back Button ST7232AK2 Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 157 page
background image
ST7232A
50/157
WATCHDOG TIMER (Cont’d)
Figure 31. Exact Timeout Duration (tmin and tmax)
WHERE:
tmin0 = (LSB + 128) x 64 x tOSC2
tmax0 = 16384 x tOSC2
tOSC2 = 125ns if fOSC2=8 MHz
CNT = Value of T[5:0] bits in the WDGCR register (6 bits)
MSB and LSB are values from the table below depending on the timebase selected by the TB[1:0] bits
in the MCCSR register
To calculate the minimum Watchdog Timeout (tmin):
IF
THEN
ELSE
To calculate the maximum Watchdog Timeout (tmax):
IF
THEN
ELSE
Note: In the above formulae, division results must be rounded down to the next integer value.
Example:
With 2ms timeout selected in MCCSR register
TB1 Bit
(MCCSR Reg.)
TB0 Bit
(MCCSR Reg.)
Selected MCCSR
Timebase
MSB
LSB
0
0
2ms
4
59
0
1
4ms
8
53
1
0
10ms
20
35
1
1
25ms
49
54
Value of T[5:0] Bits in
WDGCR Register (Hex.)
Min. Watchdog
Timeout (ms)
tmin
Max. Watchdog
Timeout (ms)
tmax
00
1.496
2.048
3F
128
128.552
CNT
MSB
4
-------------
<
t
min
t
min0
16384
CNT
t
osc2
×
×
+
=
t
min
t
min0
16384
CNT
4CNT
MSB
-----------------
–
⎝⎠
⎛⎞
×
192
LSB
+
() 64
4CNT
MSB
-----------------
×
×
+
t
osc2
×
+
=
CNT
MSB
4
-------------
≤
t
max
t
max0
16384
CNT
t
osc2
×
×
+
=
t
max
t
max0
16384
CNT
4CNT
MSB
-----------------
–
⎝⎠
⎛⎞
×
192
LSB
+
() 64
4CNT
MSB
-----------------
×
×
+
t
osc2
×
+
=
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com