công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7232AK2 bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST7232AK2
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MICROCONTROLLER WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
PDF  157 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST7232AK2 bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - STMicroelectronics

Back Button ST7232AK2 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 157 page
background image
ST7232A
47/157
I/O PORTS (Cont’d)
Table 13. I/O Port Register Map and Reset Values
Address
(Hex.)
Register
Label
76543
210
Reset Value
of all I/O port registers
000
00
000
0000h
PADR
MSB
LSB
0001h
PADDR
0002h
PAOR
0003h
PBDR
MSB
LSB
0004h
PBDDR
0005h
PBOR
0006h
PCDR
MSB
LSB
0007h
PCDDR
0008h
PCOR
0009h
PDDR
MSB
LSB
000Ah
PDDDR
000Bh
PDOR
000Ch
PEDR
MSB
LSB
000Dh
PEDDR
000Eh
PEOR
000Fh
PFDR
MSB
LSB
0010h
PFDDR
0011h
PFOR
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com