công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7232AK2 bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST7232AK2
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MICROCONTROLLER WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
PDF  157 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST7232AK2 bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - STMicroelectronics

Back Button ST7232AK2 Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics ST7232AK2 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 73 / 157 page
background image
ST7232A
73/157
16-BIT TIMER (Cont’d)
OUTPUT
COMPARE
2
HIGH
REGISTER
(OC2HR)
Read/Write
Reset Value: 1000 0000 (80h)
This is an 8-bit register that contains the high part
of the value to be compared to the CHR register.
OUTPUT
COMPARE
2
LOW
REGISTER
(OC2LR)
Read/Write
Reset Value: 0000 0000 (00h)
This is an 8-bit register that contains the low part of
the value to be compared to the CLR register.
COUNTER HIGH REGISTER (CHR)
Read Only
Reset Value: 1111 1111 (FFh)
This is an 8-bit register that contains the high part
of the counter value.
COUNTER LOW REGISTER (CLR)
Read Only
Reset Value: 1111 1100 (FCh)
This is an 8-bit register that contains the low part of
the counter value. A write to this register resets the
counter. An access to this register after accessing
the CSR register clears the TOF bit.
70
MSB
LSB
70
MSB
LSB
70
MSB
LSB
70
MSB
LSB
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com