| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MB90641APF bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - fujitsu semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MB90641APF bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - fujitsu semiconductor |
|
39 / 96 page ![]() 39 MB90640A Series (2) Block Diagram 16-bit reload register 16-bit down-counter UF Clock selector Reload OUT CTL CSL1 CSL0 MOD2 MOD1 MOD0 16 8 16 2 3 2 IN CTL — φ 23 — φ 21 — φ 25 3 Peripheral clock Prescaler Clear EXCK GATE Re-trigger IRQ TOT0 to TOT4 TIN0 to TIN4 Output enable Serial baud rate A/D converter RELD OUTE OUTL INTE UF CNTE TRG Clear I2OSCLR 16-bit reload timer 0 TIN0 TOT0 16-bit reload timer 1 TIN1 TOT1 16-bit reload timer 2 TIN2 TOT2 16-bit reload timer 3 TIN3 TOT3 TIM0 TIM1 TIM2 TIM3 16-bit reload timer 4 TIN4 TOT4 TIM4 Note: Timer channel and direction (I/O) can be selected for each pin. |