công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90641APF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB90641APF
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit Proprietary Microcontroller
PDF  96 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB90641APF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - fujitsu semiconductor

  MB90641APF Datasheet HTML 1Page - fujitsu semiconductor MB90641APF Datasheet HTML 2Page - fujitsu semiconductor MB90641APF Datasheet HTML 3Page - fujitsu semiconductor MB90641APF Datasheet HTML 4Page - fujitsu semiconductor MB90641APF Datasheet HTML 5Page - fujitsu semiconductor MB90641APF Datasheet HTML 6Page - fujitsu semiconductor MB90641APF Datasheet HTML 7Page - fujitsu semiconductor MB90641APF Datasheet HTML 8Page - fujitsu semiconductor MB90641APF Datasheet HTML 9Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 96 page
background image
DS07-13608-1E
FUJITSU SEMICONDUCTOR
DATA SHEET
16-bit Proprietary Microcontroller
CMOS
F2MC-16L MB90640A Series
MB90641A/P641A
s DESCRIPTION
MB90640A series includes 16-bit microcontrollers optimally suitable for process control in a wide variety of
industrial and OA equipment. The series uses the F2MC*-16L CPU which is based on the F2MC-16 but with
enhanced high-level language and task switching instructions and additional addressing modes.
The internal peripheral resources consist of a 2-channel serial port incorporating a UART function (and
supporting I/O expansion serial mode), 8/16-bit 2-channel PPG, 5-channel 16-bit reload timer, 8-channel chip
select function, and 8-channel DTP/external interrupts.
Also, multiplexed or non-multiplexed operation can be selected for the address/data bus.
*: F2MC stands for FUJITSU Flexible Microcontroller.
s FEATURES
F2MC-16L CPU
• Minimum instruction execution time: 58.8 ns/4.25 MHz oscillation (Uses PLL clock multiplication),
maximum multiplier = 4
• Instruction set optimized for controller applications
Upward object code compatibility with F2MC-16 (H)
Wide range of data types (bit/byte/word/long word)
Improved instruction cycles provide increased speed
Additional addressing modes: 23 modes
(Continued)
s PACKAGE
100-pin Plastic LQFP
(FPT-100P-M05)
100-pin Plastic QFP
(FPT-100P-M06)


Số phần tương tự - MB90641APF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
fujitsu semiconductor
MB90611A FUJITSU-MB90611A Datasheet
1Mb / 91P
16-bit Proprietary Microcontroller
MB90611APF FUJITSU-MB90611APF Datasheet
1Mb / 91P
16-bit Proprietary Microcontroller
MB90611APFV FUJITSU-MB90611APFV Datasheet
1Mb / 91P
16-bit Proprietary Microcontroller
MB90613A FUJITSU-MB90613A Datasheet
1Mb / 91P
16-bit Proprietary Microcontroller
MB90622A FUJITSU-MB90622A Datasheet
1Mb / 80P
16-bit Proprietary Microcontroller
More results

Mô tả tương tự - MB90641APF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
fujitsu semiconductor
MB90223 FUJITSU-MB90223 Datasheet
1Mb / 105P
16-bit Proprietary Microcontroller
MB90573 FUJITSU-MB90573 Datasheet
2Mb / 135P
16-bit Proprietary Microcontroller
MB90591 FUJITSU-MB90591 Datasheet
714Kb / 51P
16-bit Proprietary Microcontroller
MB90F443G FUJITSU-MB90F443G Datasheet
644Kb / 61P
16-bit Proprietary Microcontroller
MB90550A FUJITSU-MB90550A Datasheet
1Mb / 74P
16-bit Proprietary Microcontroller
MB90945 FUJITSU-MB90945 Datasheet
700Kb / 68P
16-bit Proprietary Microcontroller
MB90F378 FUJITSU-MB90F378 Datasheet
480Kb / 65P
16-BIT PROPRIETARY MICROCONTROLLER
MB90980 FUJITSU-MB90980 Datasheet
583Kb / 48P
16-bit Proprietary Microcontroller
MB90880 FUJITSU-MB90880 Datasheet
1Mb / 75P
16-Bit Proprietary Microcontroller
MB90860E FUJITSU-MB90860E Datasheet
972Kb / 67P
16-bit Proprietary Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com