công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM73P968 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - ELAN Microelectronics Corp

tên linh kiện EM73P968
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-BIT MICRO-CONTROLLER FOR LCD PRODUCT
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EMC [ELAN Microelectronics Corp]
Trang chủ  http://www.emc.com.tw
Logo EMC - ELAN Microelectronics Corp

EM73P968 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - ELAN Microelectronics Corp

Back Button EM73P968 Datasheet HTML 39Page - ELAN Microelectronics Corp EM73P968 Datasheet HTML 40Page - ELAN Microelectronics Corp EM73P968 Datasheet HTML 41Page - ELAN Microelectronics Corp EM73P968 Datasheet HTML 42Page - ELAN Microelectronics Corp EM73P968 Datasheet HTML 43Page - ELAN Microelectronics Corp EM73P968 Datasheet HTML 44Page - ELAN Microelectronics Corp EM73P968 Datasheet HTML 45Page - ELAN Microelectronics Corp EM73P968 Datasheet HTML 46Page - ELAN Microelectronics Corp EM73P968 Datasheet HTML 47Page - ELAN Microelectronics Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 53 page
background image
43
* This specification are subject to be changed without notice.
EM73P968
4-BIT MICRO-CONTROLLER FOR LCD PRODUCT
8.14.2001
Preliminary
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V
DD=5±0.5V, VSS=0V, TOPR=25
o
C)
Parameters
Sym.
Min.
Typ.
Max. Unit
Conditions
Supply currentI
DD_Xtal
-1.5
2
mA
V
DD=5.5V,no load,NORMAL mode,
Fc=4MHz, Fs=32KHz (crystal)
-
100
150
µA
V
DD=5.5V,no load,SLOW mode,Fs=32KHz
(crystal)
-
80
100
µA
V
DD=5.5V,no load,RVRLC=68K,IDLE mode,
Fs=32KHz (crystal)
-0.1
1
µA
V
DD=5.5V,STOP mode (crystal)
I
DD_RC
-
650
1000
µA
V
DD=5.5V,no load,NORMAL mode,
Fc=4MHz,Fs=32KHz (RC, OSC)
-
80
120
µA
V
DD=5.5V,no load,SLOW mode,Fs=32KHz
(RC, OSC)
-45
70
µA
V
DD=5.5V,no load,RVRLC=68K,IDLE mode,
Fs=32KHz (RC, OSC)
-0.1
1
µA
V
DD=5.5V,STOP mode (RC, OSC)
Hysteresis voltage
V
HYS+
0.50V
DD
-
0.75V
DD
V
RESET,all I/O ports
V
HYS-
0.20V
DD
-
0.40V
DD
V
InputI
IH
-
-
±1
µA
RESET,P0,V
DD=5.5V,VIH=5.5/0V
current-
-
±1
µA
Open-drain,V
DD=5.5V,VIH=5.5/0V
High currentI
IL1
11
14
18
mA
P1,P2
High current
450
550
650
µA
P0,
I/O port acts as input(push-pull),
Normal current
I
IL
50
60
80
µA
P4~P8,
optional,V
DD=4.5V,VIL=0.2V
Low current20
24
28
µA
P11,P15
Output
V
OH
2.2
-
-
V
V
DD=4.5V,see IOH=typical. for P4~P8,P11,
Voltage
P15,P30,P31
V
OL
--
0.2
V
V
DD=4.5V,IOL=0.5mA,P1,P2, P4,P7,P8,
P11,P15,P17.0,P30,P31
--
1.0
V
V
DD=4.5V,IOL=16mA,P5,P6
High currentI
OH1
9
11
14
mA
P1,P2
VDD=4.5V,VOH=2.2V
Normal current
45
55
65
µA
Low current18
22
27
µA
High current
IOH
400
450
500
µA
P4~P8,
Normal current
45
55
65
µA
P11,P15,P30,P31,
Low current16
20
25
µA
opt
ional
Normal current
45
55
65
µA
P17.0
Leakage currentILO
-
-
1
µA
Open-drain,VDD=5.5V,Vo=5.5V
Input resistor
RIN
--
-
KΩ
RESET
High Frequency
20
30
%
V
DD=2.2~5.5V+10% RC OSC
Variation
R=100K+2%, fc=4MHz
Low Frequency
20
30
%
V
DD=2.2~5.5V+10% RC OSC
Variation
R=1MΩ+2%, fs=32KHz
Note : RESET pin must add to a pull-up resistor.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com