công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA4580RF bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Rohm

tên linh kiện BA4580RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Operational Amplifiers
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA4580RF bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Rohm

Back Button BA4580RF Datasheet HTML 22Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 23Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 24Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 25Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 26Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 27Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 28Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 29Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 30Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 51 page
background image
Technical Note
26/48
BA4558F,BA4558R F/FV/FVM,BA4560F,BA4560RF/FV/FVM,BA4564RFVBA4580RF/FVM,BA4584FV,
BA4584RF/FV,BA8522RF/FV/FVM,BA15218F,BA14741F,BA15532F,BA4510F/FV,BA2115F/FVM
www.rohm.com
2011.08 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
●
Reference Data BA4584 family
(*)The above data is ability value of sample, it is not guaranteed.
0
10
20
30
40
50
60
1.E-01 1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04
FREQUENCY [kHz]
-180
-150
-120
-90
-60
-30
0
-30
-20
-10
0
10
20
30
±0 ±2
±4
±6
±8 ±10 ±12 ±14 ±16 ±18
SUPPLY VOLTAGE [V]
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
5
10
15
20
25
30
COMMON MODE INPUT VOLTAGE [V]
0
20
40
60
80
1
100
10000
FREQUENCY [Hz]
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
0.1
1
10
OUTPUT VOLTAGE [Vrms]
0
25
50
75
100
125
150
-50
-25
0
25
50
75
100
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
-10
-5
0
5
10
±0
±2
±4
±6
±8 ±10 ±12 ±14 ±16
SUPPLY VOLTAGE [V]
0
25
50
75
100
125
150
-50
-25
0
25
50
75
100
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
Equivalent Input Noise Voltage - Frequency
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Rs=100[Ω],Ta=25[℃])
Total Harmonic Distortion - Output Voltage
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Av=20[dB],
RL=2[kΩ],80[kHz]-LPF,Ta=25[℃])
Slew Rate - Supply Voltage
(CL=100[pF],RL=2[kΩ],Ta=25[℃])
Common Mode Rejection Ratio
- Ambient Temperature
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V], Vicm=-12[V] to +12[V])
-30
-20
-10
0
10
20
30
-50
-25
0
25
50
75
100
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
Input Offset Current - Ambient Temperature
(Vicm=0[V], Vout=0[V])
85℃
-40℃
25℃
Power Supply Rejection Ratio
- Ambient Temperature
(VCC/VEE=+2[V]/-2[V] to +15[V]/-15[V])
Input Offset Current - Supply Voltage
(Vicm=0[V], Vout=0[V])
±2V
±15V
±7.5V
0
5
10
15
20
25
30
1
10
100
1000
FREQUENCY [kHz]
Maximum Output Voltage Swing - Frequency
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],RL=2[kΩ],Ta=25[℃])
Input Offset Voltage
- Common Mode Input Voltage
(VCC=8[V], Vout=4[V])
85℃
25℃
-40℃
GAIN
PHASE
Voltage Gain - Frequency
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Av=40[dB],RL=2[kΩ],Ta=25[℃])
20kHz
20Hz
1kHz
BA4584 family
BA4584 family
BA4584 family
BA4584 family
BA4584 family
BA4584 family
BA4584 family
BA4584 family
BA4584 family
BA4584 family
Fig. 145
Fig. 146
Fig. 147
Fig. 148
Fig. 149
Fig. 150
Fig. 151
Fig. 152
Fig. 153
Fig. 154



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com