công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA4580RF bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Rohm

tên linh kiện BA4580RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Operational Amplifiers
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA4580RF bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Rohm

Back Button BA4580RF Datasheet HTML 15Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 16Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 17Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 18Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 19Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 20Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 21Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 22Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 23Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 51 page
background image
Technical Note
19/48
BA4558F,BA4558R F/FV/FVM,BA4560F,BA4560RF/FV/FVM,BA4564RFVBA4580RF/FVM,BA4584FV,
BA4584RF/FV,BA8522RF/FV/FVM,BA15218F,BA14741F,BA15532F,BA4510F/FV,BA2115F/FVM
www.rohm.com
2011.08 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
●
Reference Data BA4560R family
(*)The above data is ability value of sample, it is not guaranteed.
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
±4
±6
±8
±10
±12
±14
±16
SUPPLY VOLTAGE [V]
-6
-4
-2
0
2
4
6
±2
±4
±6
±8
±10
±12
±14
±16
SUPPLY VOLTAGE [V]
Maximum Output Voltage
- Supply Voltage
(RL=2[kΩ],Ta=25[℃])
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0
5
10
15
20
25
30
35
SUPPLY VOLTAGE [V]
0
200
400
600
800
1000
0
25
50
75
100
125
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
.
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
-50
-25
0
25
50
75
100
125
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
-6
-4
-2
0
2
4
6
-50
-25
0
25
50
75
100
125
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
±2
±4
±6
±8
±10
±12 ±14
±16
SUPPLY VOLTAGE [V]
Input Offset Voltage - Supply Voltage
(Vicm=0[V], Vout=0[V])
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
-50
-25
0
25
50
75
100
125
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
0.1
1
10
LOAD RESISTANCE [kΩ]
Derating Curve
Input Offset Voltage - Ambient Temperature
(Vicm=0[V], Vout=0[V])
-40℃
105℃
25℃
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
±2
±4
±6
±8
±10 ±12 ±14 ±16
SUPPLY VOLTAGE [V]
Input Bias Current - Ambient Temperature
(Vicm=0[V], Vout=0[V])
-40℃
25℃
105℃
±4V
±7.5V
±15V
Input Bias Current - Supply Voltage
(Vicm=0[V], Vout=0[V])
±15V
±7.5V
±4V
Maximum Output Voltage
- Load Resistance
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Ta=25[℃])
0
5
10
15
20
25
30
0.1
1
10
LOAD RESISTANCE [kΩ]
Maximum Output Voltage Swing
- Load Resistance
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Ta=25[℃])
VOH
BA4560RF
25℃
105℃
Supply Current - Supply Voltage
-40℃
Supply Current - Ambient Temperature
±4 V
±15V
±7.5 V
VOH
Maximum Output Voltage
- Ambient Temperature
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V], RL=2[kΩ])
VOH
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
25
OUTPUT CURRENT [mA]
Maximum Output Voltage
- Output Current
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V], Ta=25[℃])
VOL
VOL
VOL
VOL
VOH
BA4560RFVM
BA4560RFV
BA4560R family
BA4560R family
BA4560R family
BA4560R family
BA4560R family
BA4560R family
BA4560R family
BA4560R family
BA4560R family
BA4560R family
BA4560R family
BA4560R family
Fig. 67
Fig. 68
Fig. 69
Fig. 70
Fig. 71
Fig. 72
Fig. 73
Fig. 74
Fig. 75
Fig.76
Fig. 77
Fig. 78
105



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com