công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA4580RF bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Rohm

tên linh kiện BA4580RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Operational Amplifiers
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA4580RF bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Rohm

Back Button BA4580RF Datasheet HTML 20Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 21Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 22Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 23Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 24Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 25Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 26Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 27Page - Rohm BA4580RF Datasheet HTML 28Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 51 page
background image
Technical Note
24/48
BA4558F,BA4558R F/FV/FVM,BA4560F,BA4560RF/FV/FVM,BA4564RFVBA4580RF/FVM,BA4584FV,
BA4584RF/FV,BA8522RF/FV/FVM,BA15218F,BA14741F,BA15532F,BA4510F/FV,BA2115F/FVM
www.rohm.com
2011.08 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
●
Reference Data BA4580R family
(*)The above data is ability value of sample, it is not guaranteed.
0
25
50
75
100
125
150
-50
-25
0
25
50
75
100
125
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
-10
-5
0
5
10
±0
±2
±4
±6
±8 ±10 ±12 ±14 ±16
SUPPLY VOLTAGE [V]
0
25
50
75
100
125
150
-50
-25
0
25
50
75
100
125
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
BA4580R family
BA4580R family
BA4580R family
0
10
20
30
40
50
60
1.E-01 1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04
FREQUENCY [kHz]
-180
-150
-120
-90
-60
-30
0
-30
-20
-10
0
10
20
30
±0
±2
±4
±6
±8 ±10 ±12 ±14 ±16
SUPPLY VOLTAGE [V]
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
02468
COMMON MODE INPUT VOLTAGE [V]
0
20
40
60
80
1
100
10000
FREQUENCY [Hz]
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
0.1
1
10
OUTPUT VOLTAGE [Vrms]
Equivalent Input Noise Voltage - Frequency
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Rs=100[Ω],Ta=25[℃])
Total Harmonic Distortion - Output Voltage
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Av=20[dB],
RL=2[kΩ],80[kHz]-LPF,Ta=25[℃])
Slew Rate - Supply Voltage
(CL=100[pF],RL=2[kΩ],Ta=25[℃])
Common Mode Rejection Ratio
- Ambient Temperature
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Vicm=-12[V] to +12[V])
-30
-20
-10
0
10
20
30
-50
-25
0
25
50
75
100
125
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
Input Offset Current - Ambient Temperature
(Vicm=0[V], Vout=0[V])
105℃
-40℃
25℃
Power Supply Rejection Ratio
- Ambient Temperature
(VCC/VEE=+2[V]/-2[V] to +15[V]/-15[V])
Input Offset Current - Supply Voltage
(Vicm=0[V], Vout=0[V])
±2V
±15V
±7.5V
0
5
10
15
20
25
30
1
10
100
1000
FREQUENCY [kHz]
Maximum Output Voltage Swing - Frequency
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],RL=2[kΩ],Ta=25[℃])
Input Offset Voltage
- Common Mode Input Voltage
(VCC=8[V], Vout=4[V])
105℃
25℃
-40℃
GAIN
PHASE
Voltage Gain - Frequency
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Av=40[dB],RL=2[kΩ],Ta=25[℃])
20kHz
20Hz
1kHz
BA4580R family
BA4580R family
BA4580R family
BA4580R family
BA4580R family
BA4580R family
BA4580R family
Fig. 123
Fig. 124
Fig. 125
Fig. 126
Fig. 127
Fig. 128
Fig. 129
Fig. 130
Fig. 131
Fig. 132



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com