công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NRH3012T-R0NN bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

tên linh kiện NRH3012T-R0NN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Please read this notice before using the TAIYO YUDEN products.
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Trang chủ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

NRH3012T-R0NN bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  NRH3012T-R0NN Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc NRH3012T-R0NN Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc NRH3012T-R0NN Datasheet HTML 3Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc NRH3012T-R0NN Datasheet HTML 4Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc NRH3012T-R0NN Datasheet HTML 5Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc NRH3012T-R0NN Datasheet HTML 6Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc NRH3012T-R0NN Datasheet HTML 7Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc NRH3012T-R0NN Datasheet HTML 8Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc NRH3012T-R0NN Datasheet HTML 9Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
14
▶Thiscatalogcontainsthetypicalspecificationonlyduetothelimitationofspace.Whenyouconsiderthepurchaseofourproducts,pleasecheckourspecification.
Fordetailsofeachproduct(characteristicsgraph,reliabilityinformation,precautionsforuse,andsoon),seeourWebsite(http://www.ty-top.com/).
38
/
SMD POWER INDUCTORS(NR SERIES/NR SERIES H TYPE/S TYPE/V TYPE)
REFLOW
i_smd_NR_e-E02R01
SMD POWER INDUCTORS (NR SERIES/NR SERIES H TYPE/S TYPE/V TYPE)
■PARTS NUMBER
*Operating Temp. : -25~+120℃ (NRS40/50/60/80 : -25~+125℃) (Including self-generated heat)
N
R △
4
0
1
8
T △
1
0
0
M
△
△=Blank space
①
②
③
④
⑤ ⑥
①Series name
Code
Series name
NR△
Coating resin specification
NRH
NRS
NRV
②Dimensions(L×W×H)
Code
Dimensions(L×W×H)[mm]
2010
2.0×2.0×1.0
2012
2.0×2.0×1.2
2410
2.4×2.4×1.0
2412
2.4×2.4×1.2
3010
3.0×3.0×1.0
3012
3.0×3.0×1.2
3015
3.0×3.0×1.5
4010
4.0×4.0×1.0
4012
4.0×4.0×1.2
4018
4.0×4.0×1.8
5010
4.9×4.9×1.0
5012
4.9×4.9×1.2
5014
4.9×4.9×1.4
5020
4.9×4.9×2.0
5024
4.9×4.9×2.4
5030
4.9×4.9×3.0
5040
4.9×4.9×4.0
6010
6.0×6.0×1.0
6012
6.0×6.0×1.2
6014
6.0×6.0×1.4
6020
6.0×6.0×2.0
6028
6.0×6.0×2.8
6045
6.0×6.0×4.5
8030
8.0×8.0×3.0
8040
8.0×8.0×4.0
③Packaging
Code
Packaging
T△
Taping
④Nominal inductance
Code
(example)
Nominal inductance[μH]
2R2
2.2
100
10
101
100
※R=Decimal point
⑤Inductance tolerance
Code
Inductance tolerance
M
±20%
N
±30%
⑥Internal code
■STANDARD EXTERNAL DIMENSIONS / STANDARD QUANTITY
Recommended Land Patterns
W
L
H
e
e
f
B
A
A
C
Type
A
B
C
NRV2010,
0.65
1.35
2.0
NRS2012, NRV2012
NRH2410
0.7
1.45
2.0
NRH2412
NR 3010, NRH3010
0.8
2.2
2.7
NR 3012, NRH3012, NRV3012
NR 3015, NRS3015
NR 4010, NRS4010
1.2
2.8
3.7
NR 4012, NRS4012
NR 4018, NRS4018
NRS8030
1.8
5.6
7.5
NR 8040, NRS8040
Unit:mm
Type
L
W
H
e
f
Standard quantity
[pcs] Taping
NRV2010
2.0±0.1
(0.079±0.004)
2.0±0.1
(0.079±0.004)
1.0 max
(0.039 max)
0.5±0.2
(0.020±0.008)
1.25±0.2
(0.050±0.008)
2500
NRS2012
NRV2012
2.0±0.1
(0.079±0.004)
2.0±0.1
(0.079±0.004)
1.2 max
(0.047 max)
0.5±0.2
(0.020±0.008)
1.25±0.2
(0.050±0.008)
2500
NRH2410
2.4±0.1
(0.095±0.004)
2.4±0.1
(0.095±0.004)
1.0 max
(0.039 max)
0.6±0.2
(0.024±0.008)
1.45±0.2
(0.057±0.008)
2500
NRH2412
2.4±0.1
(0.095±0.004)
2.4±0.1
(0.095±0.004)
1.2 max
(0.047 max)
0.6±0.2
(0.024±0.008)
1.45±0.2
(0.057±0.008)
2500
NR 3010
NRH3010
3.0±0.1
(0.118±0.004)
3.0±0.1
(0.118±0.004)
1.0 max
(0.039 max)
0.9±0.2
(0.035±0.008)
1.9±0.2
(0.075±0.008)
2000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com