công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULCD-32WPTU-AR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện ULCD-32WPTU-AR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arduino Display Module Pack Featuring a 3.2" Wide Display Module
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

ULCD-32WPTU-AR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ULCD-32WPTU-AR Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers ULCD-32WPTU-AR Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers ULCD-32WPTU-AR Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ULCD-32WPTU-AR Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ULCD-32WPTU-AR Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ULCD-32WPTU-AR Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
4D SYSTEMS
uLCD-32W-PTU-AR
© 2014 4D SYSTEMS
Page 5 of 6
www.4dsystems.com.au
3. Specifications and Ratings
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Supply Voltage (VCC)
4.5
--
5.5
V
Operating Temperature
-10
--
+70
°C
ORDERING INFORMATION
Order Code: uLCD-32W-PTU-AR
Packaging: Module sealed in antistatic foam padded 4D Systems Box



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com