công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THS4052ID bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor. Click here to check the latest version.
tên linh kiện THS4052ID
Giải thích chi tiết về linh kiện  70 MHz High Speed AMPLIFIERS
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

THS4052ID bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button THS4052ID Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 36 page
background image
THS4051
THS4052
SLOS238D − MAY 1999 − REVISED AUGUST 2008
www.ti.com
9
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 3
−3.5
−3.0
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
−40
−20
0
20
40
60
80
100
INPUT OFFSET VOLTAGE
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
TA - Free-Air Temperature - °C
VCC = ± 5 V
VCC = ± 15 V
Figure 4
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
−40
−20
0
20
40
60
80
100
INPUT BIAS CURRENT
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
TA - Free-Air Temperature - °C
VCC = ± 5 V & ± 15 V
Figure 5
2
4
6
8
10
12
14
5
7
9
11
13
15
OUTPUT VOLTAGE
vs
SUPPLY VOLTAGE
±VCC - Supply Voltage - V
TA=25°C
RL = 1 kΩ
RL = 150 Ω
Figure 6
3
5
7
9
11
13
15
5
7
9
11
13
15
COMMON-MODE INPUT VOLTAGE
vs
SUPPLY VOLTAGE
±VCC - Supply Voltage - V
TA=25°C
Figure 7
OUTPUT VOLTAGE
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
12.5
12
4.5
4
3.5
2.5
−40
−20
0
20
40
60
80
100
TA − Free-Air Temperature − _C
3
13.5
13
14
VCC = ± 15 V
RL = 1 kΩ
VCC = ± 5 V
RL = 1 kΩ
VCC = ± 15 V
RL = 250 Ω
VCC = ± 5 V
RL = 150 Ω
Figure 8
5
6
7
8
9
10
11
5
7
9
11
13
15
SUPPLY CURRENT
vs
SUPPLY VOLTAGE
± VCC - Supply Voltage - V
TA=85°C
TA=25°C
TA=−40°C
Figure 9
VOLTAGE & CURRENT NOISE
vs
FREQUENCY
f - Frequency - Hz
100
1k
10k
10
100k
1000
100
10
1
0.10
VCC = ± 15 V and ± 5V
TA = 25°C
VN
IN
Figure 10
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
POWER-SUPPLY REJECTION
RATIO
vs
FREQUENCY
f - Frequency - Hz
100M
10M
100k
1M
VCC = ±15 V & ±5 V
+VCC
−VCC
Figure 11
CMRR
vs
FREQUENCY
−30
−40
−50
−60
−70
−80
10k
100k
1M
−90
f − Frequency − Hz
10M
100M
−20
−100
VCC = ±15 V or ±5 V
RF = 1 kΩ
VI(PP) = 2 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com