công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THS4052ID bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor. Click here to check the latest version.
tên linh kiện THS4052ID
Giải thích chi tiết về linh kiện  70 MHz High Speed AMPLIFIERS
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

THS4052ID bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button THS4052ID Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) THS4052ID Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 36 page
background image
THS4051
THS4052
SLOS238D − MAY 1999 − REVISED AUGUST 2008
www.ti.com
7
electrical characteristics at TA = full range, VCC = ±15 V, RL = 1 kΩ (unless otherwise noted)
noise/distortion performance
PARAMETER
TEST CONDITIONS†
THS4051M
UNIT
PARAMETER
TEST CONDITIONS†
MIN
TYP
MAX
UNIT
V
= 2 V,
VCC = ±15 V
RL = 150 Ω
−82
THD
Total harmonic distortion
VO(pp) = 2 V,
f = 1 MHz,
Gain = 2,
VCC = ±15 V
RL = 1 kΩ
−89
dBc
THD
Total harmonic distortion
O(pp)
f = 1 MHz,
Gain = 2,
TA = 25°C
VCC = ±5 V
RL = 150 Ω
−78
dBc
TA = 25°C
VCC = ±5 V
RL = 1 kΩ
−87
Vn
Input voltage noise
VCC = ±5 V or ±15 V,
TA = 25°C
f = 10 kHz,
RL = 150 Ω
14
nV/
√Hz
In
Input current noise
VCC = ±5 V or ±15 V,
TA = 25°C
f = 10 kHz,
RL = 150 Ω
0.9
pA/
√Hz
Differential gain error
Gain = 2,
40 IRE modulation,
NTSC,
±100 IRE ramp,
VCC = ±15 V
0.01%
Differential gain error
40 IRE modulation,
TA = 25°C,
±100 IRE ramp,
RL = 150 Ω
VCC = ±5 V
0.01%
Differential phase error
Gain = 2,
40 IRE modulation,
NTSC,
±100 IRE ramp,
VCC = ±15 V
0.01
°
Differential phase error
40 IRE modulation,
TA = 25°C,
±100 IRE ramp,
RL = 150 Ω
VCC = ±5 V
0.03
°
† Full range = −55°C to 125°C for the THS4051M.
dc performance
PARAMETER
TEST CONDITIONS†
THS4051M
UNIT
PARAMETER
TEST CONDITIONS†
MIN
TYP
MAX
UNIT
VCC = ±15 V, VO = ±10 V
TA = 25°C
5
9
V/mV
Open loop gain
VCC = ±15 V, VO = ±10 V
TA = full range 3
V/mV
Open loop gain
VCC = ±5 V, VO = ±2.5 V
TA = 25°C
2.5
6
V/mV
VCC = ±5 V, VO = ±2.5 V
TA = full range 2
V/mV
VIO
Input offset voltage
VCC = ±5 V or ±15 V
TA = 25°C
2.5
10
mV
VIO
Input offset voltage
VCC = ±5 V or ±15 V
TA = full range
13
mV
Offset voltage drift
VCC = ±5 V or ±15 V
TA = full range
15
µV/°C
IIB
Input bias current
VCC = ±5 V or ±15 V
TA = 25°C
2.5
6
A
IIB
Input bias current
VCC = ±5 V or ±15 V
TA = full range
8
µA
IIO
Input offset current
VCC = ±5 V or ±15 V
TA = 25°C
35
250
nA
IIO
Input offset current
VCC = ±5 V or ±15 V
TA = full range
400
nA
Offset current drift
TA = full range
0.3
nA/
°C
† Full range = −55°C to 125°C for the THS4051M.
input characteristics
PARAMETER
TEST CONDITIONS†
THS4051M
UNIT
PARAMETER
TEST CONDITIONS†
MIN
TYP
MAX
UNIT
VICR
Common-mode input voltage range
VCC = ±15 V
±13.8 ±14.3
V
VICR
Common-mode input voltage range
VCC = ±5 V
±3.8
±4.3
V
CMRR
Common mode rejection ratio
VCC = ±15 V,
VICR = ±12 V
TA = full range
70
100
dB
CMRR
Common mode rejection ratio
VCC = ±5 V,
VICR = ±2.5 V
TA = full range
70
100
dB
ri
Input resistance
1
M
Ω
Ci
Input capacitance
1.5
pF
† Full range = −55°C to 125°C for the THS4051M.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com