công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8L152R6 bảng dữ liệu(PDF) 100 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8L152R6
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit ultralow power MCU, up to 64 KB Flash 2 KB data EEPROM, RTC, LCD, timers, USARTs, I2C, SPIs, ADC, DAC, comparators
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L152R6 bảng dữ liệu(HTML) 100 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8L152R6 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 100 / 134 page
background image
Electrical parameters
STM8L15xx8, STM8L15xR6
100/134
DocID17943 Rev 6
NRST pin
Subject to general operating conditions for VDD and TA unless otherwise specified.
Figure 33. Typical VDD - VOH @ VDD = 3.0 V (high
sink ports)
Figure 34. Typical VDD - VOH @ VDD = 1.8 V (high
sink ports)
Table 42. NRST pin characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VIL(NRST)
NRST input low level voltage (1)
VSS
0.8
V
VIH(NRST)
NRST input high level voltage (1)
1.4
VDD
VOL(NRST)
NRST output low level voltage (1)
IOL = 2 mA
for 2.7 V
≤VDD ≤ 3.6 V
0.4
IOL = 1.5 mA
for VDD < 2.7 V
VHYST
NRST input hysteresis(3)
10%VDD
(2)
mV
RPU(NRST)
NRST pull-up equivalent
resistor(1)
30
45
60
k
Ω
VF(NRST)
NRST input filtered pulse (3)
50
ns
VNF(NRST)
NRST input not filtered pulse (3)
300
1. Data based on characterization results, not tested in production.
2. 200 mV min.
3. Data guaranteed by design, not tested in production.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com