công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8L152R6 bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8L152R6
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit ultralow power MCU, up to 64 KB Flash 2 KB data EEPROM, RTC, LCD, timers, USARTs, I2C, SPIs, ADC, DAC, comparators
PDF  134 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L152R6 bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8L152R6 Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM8L152R6 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 75 / 134 page
background image
DocID17943 Rev 6
75/134
STM8L15xx8, STM8L15xR6
Electrical parameters
121
Figure 13. Typical IDD(RUN) from RAM vs. VDD (HSI clock source), fCPU =16 MHz
1. Typical current consumption measured with code executed from RAM.
Figure 14. Typical IDD(RUN) from Flash vs. VDD (HSI clock source), fCPU = 16 MHz
1. Typical current consumption measured with code executed from Flash.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
25°C
85°C
105°C
125°C
-40°C
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
25°C
85°C
105°C
125°C
-40°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com